Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SBH15-03 Fiches technique (PDF) - Sanyo Semicon Device

No de pièce SBH15-03
Description  30V, 1.5A Rectifier
Taille du fichier   18.89 Kbytes
Html View  1   2   3 
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SBH15-03 Fiches technique (PDF) - Sanyo Semicon Device

Click to view in HTML datasheet.


Numéro de pièce similaire - SBH15-03

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
SBH1503S SANYO-SBH1503S Datasheet
45Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 30V, 1.5A Rectifier
logo
Semikron International
SBH1520 SEMIKRON-SBH1520 Datasheet
359Kb / 2P
   High temperature schottky barrier diodes
SBH1520S SEMIKRON-SBH1520S Datasheet
356Kb / 2P
   High temperature schottky barrier diodes
SBH1520TL SEMIKRON-SBH1520TL Datasheet
357Kb / 2P
   High temperature schottky barrier diodes
SBH1530 SEMIKRON-SBH1530 Datasheet
359Kb / 2P
   High temperature schottky barrier diodes
More results


Description similaire - SBH15-03

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
SBM1503S SANYO-SBM1503S Datasheet
45Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 30V, 1.5A Rectifier
SBH1503S SANYO-SBH1503S Datasheet
45Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 30V, 1.5A Rectifier
logo
Rohm
US6X6 ROHM-US6X6_1 Datasheet
75Kb / 3P
   Low frequency amplifier (30V, 1.5A)
logo
Torex Semiconductor
XP233P1501TR-G TOREX-XP233P1501TR-G Datasheet
309Kb / 6P
   P-channel MOSFET -30V, -1.5A
logo
Rohm
US6T7 ROHM-US6T7_1 Datasheet
75Kb / 3P
   Low frequency amplifier (-30V, -1.5A)
logo
Diodes Incorporated
1N5391 DIODES-1N5391_1 Datasheet
64Kb / 3P
   1.5A RECTIFIER
DS28003 Rev. 6 - 2
1N5391 DIODES-1N5391 Datasheet
58Kb / 2P
   1.5A RECTIFIER
DS28003 Rev. D-2
logo
Microchip Technology
TC4431 MICROCHIP-TC4431_03 Datasheet
334Kb / 17P
   1.5A High-Speed 30V MOSFET Drivers
2003
TC4432VOA MICROCHIP-TC4432VOA Datasheet
293Kb / 18P
   1.5A High-Speed 30V MOSFET Drivers
10/05/07
logo
List of Unclassifed Man...
AD050 ETC1-AD050 Datasheet
45Kb / 3P
   SURSA TENSIUNE NEGATIVA -1.23V/-30V/1.5A
More results

Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com